|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
LL101A ... LL101C LL101A ... LL101C Surface Mount Si-Schottky Diodes Si-Schottky-Dioden fur die Oberflachenmontage Version 2006-04-27 Nominal current Nennstrom Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung 3.50.1 Type Typ 15 mA 40...60 V SOD-80C 0.04g Glass case MiniMELF Glasgehause MiniMELF Weight approx. Gewicht ca. Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle Dimensions - Mae [mm] Maximum ratings and characteristics Type Typ LL101C LL101B LL101A Power dissipation Verlustleistung Peak forward surge current, 10 s square pulse Stostrom fur einen 10 s Rechteckimpuls Leakage current, Tj = 25C Sperrstrom, Tj = 25C LL101C LL101B LL101A Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung VRRM [V] 40 50 60 0.3 0.3 Grenz- und Kennwerte Forward voltage Durchlass-Spannung VF [V] / IF = 1 mA VF [V] / IF = 15 mA < 0.39 < 0.4 < 0.41 < 0.9 < 0.95 <1 TA = 25C TA = 25C VR = 30 V VR = 40 V VR = 50 V Ptot IFSM IR IR IR Cj trr Tj 400 mW 1) 2A < 200 nA < 200 nA < 200 nA 2.2 pF typ. 1 ns -55...+200C -55...+200C <300 K/W 1) Max. junction capacitance - Max. Sperrschichtkapazitat VR = 0 V, f = 1 MHz Reverse recovery time - Sperrverzug IF = 5 mA through/uber IR = 5 mA to IR = 0.5 mA Junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal Resistance Junction - Ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft TS RthA 1 Valid, if terminals are kept at ambient temperature Gultig, wenn die Anschlusse auf Umgebungstemperatur gehalten werden http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG 1 |
Price & Availability of LL101A07 |